Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

DIO7910BAASC5 Arkusz danych(PDF) 16 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Numer części DIO7910BAASC5
Szczegółowy opis  300 mA, Ultra-Low Noise, Low-IQ LDO
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Strona internetowa  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO7910BAASC5 Arkusz danych(HTML) 16 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Back Button DIO7910BAASC5 Datasheet HTML 11Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7910BAASC5 Datasheet HTML 12Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7910BAASC5 Datasheet HTML 13Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7910BAASC5 Datasheet HTML 14Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7910BAASC5 Datasheet HTML 15Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7910BAASC5 Datasheet HTML 16Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7910BAASC5 Datasheet HTML 17Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7910BAASC5 Datasheet HTML 18Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO7910BAASC5 Datasheet HTML 19Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 19 page
background image
DIO7910
www.dioo.com
© 2024 DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD
DIO7910• Rev. 3.2
Physical Dimensions: DFN0.8*0.8-4
Common Dimensions
(Units of measure = Millimeter)
Symbol
Min
Nom
Max
A
0.320
0.375
0.400
A1
0.000
0.020
0.050
A3
0.110 REF
D
0.750
0.800
0.850
E
0.750
0.800
0.850
D1
0.200
0.250
0.300
E1
0.200
0.250
0.300
K
0.210 TYP
K1
0.270 TYP
K2
0.260 TYP
K3
0.315 TYP
b
0.170
0.220
0.270
e
0.480 TYP
L
0.210
0.265
0.320
L1
0.170
0.220
0.270
L2
0.050 TYP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com