Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

Q65115A1925 Arkusz danych(PDF) 3 Page - ams-OSRAM AG

Numer części Q65115A1925
Szczegółowy opis  SOLERIQ™ S 9
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Strona internetowa  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

Q65115A1925 Arkusz danych(HTML) 3 Page - ams-OSRAM AG

  Q65115A1925 Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
GW KAFGB9.KM
DATASHEET
DATASHEET
3 | Version 1.2 | 2025-12-08
Ordering Information
Type
Color temperature
Luminous Flux 1)
Ordering Code
I
F = 180 mA
Φ
V
GW KAFGB9.KM-A14-27S3
2700 K
865 ... 1030 lm
Q65115A1927
GW KAFGB9.KM-B12-30S3
3000 K
910 ... 1080 lm
Q65115A1926
GW KAFGB9.KM-B18-35S3
3500 K
980 ... 1165 lm
Q65115A1896
GW KAFGB9.KM-B13-40S3
4000 K
935 ... 1115 lm
Q65115A1925
GW KAFGB9.KM-B20-50S3
5000 K
995 ... 1180 lm
Q65115A1924
GW KAFGB9.KM-B19-57S3
5700 K
990 ... 1175 lm
Q65115A1923
GW KAFGB9.KM-B21-65S3
6500 K
985 ... 1170 lm
Q65115A1922



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com