Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

Q65115A1925 Arkusz danych(PDF) 6 Page - ams-OSRAM AG

Numer części Q65115A1925
Szczegółowy opis  SOLERIQ™ S 9
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Strona internetowa  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

Q65115A1925 Arkusz danych(HTML) 6 Page - ams-OSRAM AG

Back Button Q65115A1925 Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Q65115A1925 Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
GW KAFGB9.KM
DATASHEET
DATASHEET
6 | Version 1.2 | 2025-12-08
Brightness Groups
Group
Luminous Flux 1)
Luminous Flux 1)
I
F = 180 mA
I
F = 180 mA
min.
max.
Φ
V
Φ
V
A14
865 lm
1030 lm
B12
910 lm
1080 lm
B13
935 lm
1115 lm
B18
980 lm
1165 lm
B21
985 lm
1170 lm
B19
990 lm
1175 lm
B20
995 lm
1180 lm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com