Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

0034510. Arkusz danych(PDF) 3 Page - Lapp.

Numer części 0034510.
Szczegółowy opis  UNITRONIC® LiYCY
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LAPP [Lapp.]
Strona internetowa  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.

0034510. Arkusz danych(HTML) 3 Page - Lapp.

  0034510. Datasheet HTML 1Page - Lapp. 0034510. Datasheet HTML 2Page - Lapp. 0034510. Datasheet HTML 3Page - Lapp. 0034510. Datasheet HTML 4Page - Lapp. 0034510. Datasheet HTML 5Page - Lapp. 0034510. Datasheet HTML 6Page - Lapp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Article number
Number of cores and mm² per
conductor
Outer diameter [mm]
Copper index [kg/km]
Weight [kg/km]
UNITRONIC® LiYCY
0034302
2 x 0.14
3.9
12
20
0034303
3 x 0.14
4.1
13
28
0034304
4 x 0.14
4.3
14.3
33
0034305
5 x 0.14
4.6
15.5
38
0034306
6 x 0.14
4.9
18.2
38
0034307
7 x 0.14
4.9
19
49
0034308
8 x 0.14
5.8
21.2
56
0034310
10 x 0.14
6.1
28.5
66
0034312
12 x 0.14
6.3
30.4
78
0034314
14 x 0.14
6.7
32
80
0034315
15 x 0.14
6.9
37.8
86
0034316
16 x 0.14
7
43
90
0034318
18 x 0.14
7.3
48.8
95
0034320
20 x 0.14
7.7
53.9
100
0034321
21 x 0.14
7.9
55.5
105
0034324
24 x 0.14
8.3
61
112
0034325
25 x 0.14
8.5
63
120
0034328
28 x 0.14
8.5
66.1
141
0034330
30 x 0.14
8.7
69
155
0034336
36 x 0.14
9.3
83
170
0034340
40 x 0.14
10.4
87.5
178
0034344
44 x 0.14
10.7
110.5
185
0034350
50 x 0.14
11.1
122.5
195
0034402
2 x 0.25
4.5
16
32
0034403
3 x 0.25
4.7
21
37
0034404
4 x 0.25
5
24
41.3
0034405
5 x 0.25
5.6
29
51.2
0034406
6 x 0.25
6
30
58
0034407
7 x 0.25
6
37
65
0034408
8 x 0.25
7.1
42
73
0034410
10 x 0.25
7.5
46
82
0034412
12 x 0.25
7.7
53
98
0034414
14 x 0.25
8
59
99



Html Pages

1 2 3 4 5 6