| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
0034510. Arkusz danych(PDF) 4 Page - Lapp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
0034510. Arkusz danych(HTML) 4 Page - Lapp. |
|
4 / 6 page ![]() Article number Number of cores and mm² per conductor Outer diameter [mm] Copper index [kg/km] Weight [kg/km] 0034415 15 x 0.25 8.3 61 111 0034416 16 x 0.25 8.4 64 119 0034418 18 x 0.25 8.8 83 125 0034420 20 x 0.25 9.3 88 136 0034421 21 x 0.25 9.6 93 161 0034425 25 x 0.25 10.7 114 172 0034428 28 x 0.25 10.8 126 181.1 0034432 32 x 0.25 11.4 138 203 0034436 36 x 0.25 11.8 148 220 0034440 40 x 0.25 12.7 157 248 0034450 50 x 0.25 13.8 178 318 0034461 61 x 0.25 15 205 365.2 0034502 2 x 0.34 4.9 21 37 0034503 3 x 0.34 5.1 27 42 0034504 4 x 0.34 5.7 28 52 0034505 5 x 0.34 6.2 30 60 0034506 6 x 0.34 6.8 45 64 0034507 7 x 0.34 6.8 48 83 0034508 8 x 0.34 7.8 52 94 0034510 10 x 0.34 8.3 74 105 0034512 12 x 0.34 8.5 80 123 0034514 14 x 0.34 8.9 86 154 0034515 15 x 0.34 9.2 90 155 0034516 16 x 0.34 9.4 94 160 0034518 18 x 0.34 10.2 103 173 0034520 20 x 0.34 10.7 112 192 0034521 21 x 0.34 11.1 116 199.2 0034525 25 x 0.34 11.9 135 259 0034528 28 x 0.34 12 153 280 0034530 30 x 0.34 12.3 159 291.1 0034532 32 x 0.34 13 165 305 0034536 36 x 0.34 13.4 179 331 0034540 40 x 0.34 14.8 200 365 0034550 50 x 0.34 15.9 235 431 |