Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STW60NE10 Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Numer części STW60NE10
Szczegółowy opis  N - CHANNEL 100V - 0.016ohm - 60A TO-247 STripFET POWER MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW60NE10 Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STW60NE10 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STW60NE10 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STW60NE10 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STW60NE10 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STW60NE10 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW60NE10 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW60NE10 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW60NE10 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.7
5.3
0.185
0.209
D
2.2
2.6
0.087
0.102
E
0.4
0.8
0.016
0.031
F
1
1.4
0.039
0.055
F3
2
2.4
0.079
0.094
F4
3
3.4
0.118
0.134
G
10.9
0.429
H
15.3
15.9
0.602
0.626
L
19.7
20.3
0.776
0.779
L3
14.2
14.8
0.559
0.413
0.582
L4
34.6
1.362
L5
5.5
0.217
M
2
3
0.079
0.118
Dia
3.55
3.65
0.140
0.144
P025P
TO-247 MECHANICAL DATA
STW60NE10
7/8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com