| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TL084ACD Arkusz danych(PDF) 3 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL084ACD Arkusz danych(HTML) 3 Page - Texas Instruments |
|
3 / 29 page ![]() AVAILABLE OPTIONS PACKAGED DEVICES CHIP TA VIOmax AT 25 °C SMALL OUTLINE (D008) SMALL OUTLINE (D014) CHIP CARRIER (FK) CERAMIC DIP (J) CERAMIC DIP (JG) PLASTIC DIP (N) PLASTIC DIP (P) TSSOP (PW) FLAT PACK (U) FLAT PACK (W) CHIP FORM (Y) 15 mV 6 mV 3 mV TL081CD TL081ACD TL081BCD — — — — — TL081CP TL081ACP TL081BCP TL081CPW — — — 0 °C to 70 °C 15 mV 6 mV 3 mV TL082CD TL082ACD TL082BCD — — — — — TL082CP TL082ACP TL082BCP TL082CPW — — TL082Y 15 mV 6 mV 3 mV — TL084CD TL084ACD TL084BCD — — — TL084CN TL084ACN TL084BCN — TL084CPW — — TL084Y –40 °C to 85 °C 6 mV 6 mV 6 mV TL081ID TL082ID TL084ID TL084ID — — — TL084IN TL081IP TL082IP — — — — –40 °C to 125 °C 9 mV — TL084QD — — — — — — — — — –55 °C to 125 °C 6 mV 6 mV 9 mV — — TL081MFK TL082MFK TL084MFK TL084MJ TL081MJG TL082MJG — — — TL081MU TL082MU TL084MW — The D package is available taped and reeled. Add R suffix to the device type (e.g., TL081CDR). |