| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TSH80 Arkusz danych(PDF) 22 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSH80 Arkusz danych(HTML) 22 Page - STMicroelectronics |
|
22 / 27 page ![]() Package information TSH80, TSH81, TSH82, TSH84 22/27 Doc ID 9413 Rev 5 5.2 TSSOP8 package information Figure 36. TSSOP8 package mechanical drawing Table 9. TSSOP8 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A1.20 0.047 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 0.80 1.00 1.05 0.031 0.039 0.041 b 0.19 0.30 0.007 0.012 c 0.09 0.20 0.004 0.008 D 2.90 3.00 3.10 0.114 0.118 0.122 E 6.20 6.40 6.60 0.244 0.252 0.260 E1 4.30 4.40 4.50 0.169 0.173 0.177 e 0.65 0.0256 k0° 8° 0° 8° L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 L1 1 0.039 aaa 0.10 0.004 |