| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TSH80 Arkusz danych(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSH80 Arkusz danych(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 27 page ![]() TSH80, TSH81, TSH82, TSH84 Package information Doc ID 9413 Rev 5 23/27 5.3 TSSOP14 package information Figure 37. TSSOP14 package mechanical drawing Table 10. TSSOP14 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A1.20 0.047 A1 0.05 0.15 0.002 0.004 0.006 A2 0.80 1.00 1.05 0.031 0.039 0.041 b 0.19 0.30 0.007 0.012 c 0.09 0.20 0.004 0.0089 D 4.90 5.00 5.10 0.193 0.197 0.201 E 6.20 6.40 6.60 0.244 0.252 0.260 E1 4.30 4.40 4.50 0.169 0.173 0.176 e 0.65 0.0256 L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 L1 1.00 0.039 k0° 8° 0° 8° aaa 0.10 0.004 |