| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM6510VCACDG6F Arkusz danych(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM6510VCACDG6F Arkusz danych(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 26 page ![]() STM6510 Package mechanical data Doc ID 16788 Rev 2 21/26 Figure 15. Reel dimensions Table 11. Reel dimensions Tape sizes A max. B min. C D min. N min. G T max. 8 mm 180 (7 inches) 1.50 13.0 +/– 0.20 20.20 60 8.4 +2/–0 14.40 A D B C N T AM00443 40 mm min. acces hole at slot location Tape slot in core for tape start 25 mm min width Full radius G measured at hub |