| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
S5000PAL Arkusz danych(PDF) 18 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S5000PAL Arkusz danych(HTML) 18 Page - Intel Corporation |
|
18 / 112 page ![]() Intel ® Server Board S5000PAL / S5000XAL TPS Product Overview Revision 1.7 Intel order number: D31979-010 19 2.2.4 Server Board Mechanical Drawings TP02316 4 x 187.93 [7.399] 2 x 0.00 [0.000] 15.24 [0.600] 21.59 [0.850] 45.59 [1.795] 227.33 [8.950] 3 x 312.42 [12.300] 320.04 [12.600] 127.43 [5.017] 62.66 [2.467] 67.31 [2.650] 2 x 49.35 [1.943] 10.16 [0.400] 0.91 [0.036] 2 x 101.60 [4.000] 22.86 [0.900] 0.16 [0.006] 9 x Ø 0.125 [3.18] Typ. Lotes B2515BB2M 6012A0019603 38.10 [1.500] Typ. 8 x Ø 10.16 [0.400] 7 x Ø 3.96 [0.156] 124.26 [4.892] Molex 22-44-7031 6012A0099701-HDR4P Molex 22-44-7031 6012A0099701 228.60 [9.000] Lotes B2515BB2M 6012A0019603 152.40 [6.000] 6 x Betterment BTM-PP02.2F1611.007X 6012B0018302 5 x Ø 8.00 [0.315] Silkscreen on secondary side for spacer Lotes AAA-PCI-033-K02 6012B0051002 Lotes B4L60BB2L 6012A0105401 AMP 177983-5 6012A0103201 Molex 877715-3205 6012A0100101 FCI 10027747-114101 6012A0105001 Figure 4. Intel® Server Board S5000PAL / S5000XAL – Hole and Component Positions (1 of 2) |