| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PD55015STR-E Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD55015STR-E Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 23 page ![]() PD55025-E, PD55025S-E Typical performance Doc ID 12330 Rev 2 7/23 Figure 7. Output power vs input power Figure 8. Power gain vs. output power Figure 9. Drain efficiency vs output power Figure 10. Input return loss vs output power 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 01 23 456 Pin (W ) f = 520 MHz Idq = 200 m A Vdd = 12.5 V Vdd = 13.8 V 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 1020 304050 P out (W ) Vdd = 12.5 V Idq = 200 m A 520 MHz 500 MHz 480 MHz 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 2030 4050 Pout (W ) Vdd = 12.5 V Idq = 200 m A 500 MHz 480, 520 MHz -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 102030 4050 Pout (W ) Vdd = 12.5 V Idq = 200 m A 520 MHz 500 MHz 480 MHz |