| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PD55015STR-E Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD55015STR-E Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 23 page ![]() PD55025-E, PD55025S-E Typical performance Doc ID 12330 Rev 2 9/23 Figure 15. Output power vs gate bias voltage Figure 16. Output power vs input power (f = 175 MHz) 0 5 10 15 20 25 30 01 23 4 Vgs (V) Vdd = 12.5 V Pin = 0.85 W 520 MHz 480 MHz 500 MHz 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 00.5 11.5 2 2.5 Pin (W ) Vdd = 12.5 V Idq = 200 m A Figure 17. Power gain vs output power (f = 175 MHz) Figure 18. Drain efficiency vs output power (f = 175 MHz) 0 5 10 15 20 25 30 0 1020 30 4050 Pout (W ) Vdd = 12.5 V Idq = 200 m A 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 1020 3040 50 P out (W ) Vdd = 12.5 V Idq = 200 m A |