| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AP02002 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AP02002 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Diodes Incorporated |
|
5 / 32 page ![]() AP02002 Rev. 44 5 of 32 www.diodes.com Package Outline Dimensions © Diodes Incorporated DFN2020B-6 SEATING PLANE D e Pin#1 ID L b D2 E2 E A1 A A3 f z f d DFN2020B-6 Dim Min Max Typ A 0.545 0.605 0.575 A1 0 0.05 0.02 A3 ⎯ ⎯ 0.13 b 0.20 0.30 0.25 D 1.95 2.075 2.00 d ⎯ ⎯ 0.45 D2 0.50 0.70 0.60 e ⎯ ⎯ 0.65 E 1.95 2.075 2.00 E2 0.90 1.10 1.00 f ⎯ ⎯ 0.15 L 0.25 0.35 0.30 z ⎯ ⎯ 0.225 All Dimensions in mm DFN3020B-8 b e E2 D2 L D E A Z A1 A3 D4 D4 DFN3020B-8 Dim Min Max Typ A 0.77 0.83 0.80 A1 0 0.05 0.02 A3 - - 0.15 b 0.25 0.35 0.30 D 2.95 3.075 3.00 D2 0.82 1.02 0.92 D4 1.01 1.21 1.11 e - - 0.65 E 1.95 2.075 2.00 E2 0.43 0.63 0.53 L 0.25 0.35 0.30 Z - - 0.375 All Dimensions in mm DFN3020H4-6 D e A1 A A3 E E1 Zb L D1 Pin #1 ID DFN3020H4-6 Dim Min Max Typ A − 0.40 − A1 0 0.05 0.02 A3 − − 0.15 b 0.20 0.30 0.25 D 1.95 2.075 2.00 D1 0.942 1.142 1.042 e − − 0.50 E 2.95 3.075 3.00 E1 1.124 1.324 1.224 L 0.50 0.60 0.55 Z − − 0.375 All Dimensions in mm |