| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AP02002 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AP02002 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Diodes Incorporated |
|
6 / 32 page ![]() AP02002 Rev. 44 6 of 32 www.diodes.com Package Outline Dimensions © Diodes Incorporated DFN3020K-8 e b D D4 (2x) E4 (2x) L2 L1 L (4x) D2 D1 E2 E1 E Z (4x) E3 D3 A A1 A3 DFN3020K-8 Dim Min Max Typ D 2.95 3.05 3.00 E 1.95 2.05 2.00 D1 1.025 1.225 1.125 D2 1.05 1.25 1.15 D3 0.375 0.575 0.475 D4 0.40 0.60 0.50 E1 0.56 0.76 0.66 E2 0.26 0.46 0.36 E3 0.605 0.805 0.705 E4 0.275 0.475 0.375 A 0.77 0.83 0.80 A1 0.00 0.05 0.02 A3 - - 0.15 b 0.25 0.35 0.30 L 0.425 0.525 0.475 L1 0.30 0.40 0.35 L2 0.60 0.70 0.65 e - - 0.65 Z - - 0.375 All Dimensions in mm DFN3030-4 E E3 D3 E2 D2 L D E1 D1 Side View Bottom View A1 A3 e b Z H M I K A J DFN3030-4 Dim Min Max Typ A 0.57 0.63 0.60 A1 0 0.05 0.02 A3 - - 0.15 b 0.35 0.45 0.40 D 2.90 3.10 3.00 D1 1.075 1.275 1.175 D2 0.925 1.125 1.025 D3 1.075 1.275 1.175 E 2.90 3.10 3.00 e - - 1.30 E1 0.615 0.815 0.715 E2 1.78 1.98 1.88 E3 0.715 0.915 0.815 H 0.05 0.15 0.10 I 0.20 0.30 0.25 J 0.185 0.285 0.235 K 0.065 0.165 0.115 L 0.30 0.60 0.45 M 0.05 0.15 0.10 Z - - 0.65 All Dimensions in mm |