Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TIP49 Arkusz danych(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

Numer części TIP49
Szczegółowy opis  High Voltage NPN Silicon Power Transistors
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

TIP49 Arkusz danych(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  TIP49 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor TIP49 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor TIP49 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor TIP49 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor TIP49 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor TIP49 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TIP47G, TIP48G, TIP50G
http://onsemi.com
5
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
Figure 9. DC Current Gain
100
200
0.04 0.06
0.2
2.0
0.02
60
40
20
10
6.0
4.0
0.1
Figure 10. “On” Voltages
VCE = 10 V
2.0
0.6
1.0
0.4
25
°C
TJ = 150°C
-55
°C
1.4
0.02
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
1.0
0.8
0.4
1.2
0.6
0.2
0
0.04 0.06
0.1
0.2
0.4 0.6
1.0
2.0
VBE(sat) @ IC/IB = 5.0 V
VBE(on) @ VCE = 4 V
VCE(sat) @ IC/IB = 5.0 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com