| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SPC5604BF2MLL6 Arkusz danych(PDF) 45 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC5604BF2MLL6 Arkusz danych(HTML) 45 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
45 / 109 page ![]() Package pinouts and signal descriptions MPC5604B/C Microcontroller Data Sheet, Rev. 11 Freescale Semiconductor 45 4 — — PG[2] 8% 12% 10% 10% — — — — 4 3 PA[2] 8% — 9% — 8% — 9% — — PE[0] 8% — 9% — — — — — 3 PA[1] 7% — 9% — 7% — 9% — — PE[1] 7% 10% 8% 9% — — — — — PE[8] 7% 9% 8% 8% — — — — — PE[9] 6% — 7% — — — — — — PE[10] 6% — 7% —— —— — 3 PA[0] 5% 8% 6% 7% 5% 8% 6% 7% — PE[11] 5% — 6% —— —— — 1 — — PG[9] 9% — 10% — — — — — — — PG[8] 9% — 11% — — — — — 1 — PC[11] 9% — 11% — —— —— 1 PC[10] 9% 13% 11% 12% 9% 13% 11% 12% — — PG[7] 10% 14% 11% 12% — — — — — — PG[6] 10% 14% 12% 12% — — — — 1 1 PB[0] 10% 14% 12% 12% 10% 14% 12% 12% PB[1] 10% — 12% — 10% — 12% — — — PF[9] 10% — 12% — — — — — — — PF[8] 10% 15% 12% 13% — — — — — — PF[12] 10% 15% 12% 13% — — — — 1 1 PC[6] 10% — 12% — 10% — 12% — PC[7] 10% — 12% — 10% — 12% — — — PF[10] 10% 14% 12% 12% — — — — — — PF[11] 10% — 11% —— —— — 1 1 PA[15] 9% 12% 10% 11% 9% 12% 10% 11% — — PF[13] 8% — 10% —— —— — 1 1 PA[14] 8% 11% 9% 10% 8% 11% 9% 10% PA[4] 8% — 9% — 8% — 9% — PA[13] 7% 10% 9% 9% 7% 10% 9% 9% PA[12] 7% — 8% — 7% — 8% — Table 24. I/O weight1 (continued) Supply segment Pad 144/100 LQFP 64 LQFP Weight 5V Weight 3.3V Weight 5V Weight 3.3V 144 LQFP 100 LQFP 64 LQFP2 SRC3 =0 SRC=1 SRC =0 SRC=1 SRC =0 SRC=1 SRC =0 SRC=1 |