| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PM6652 Arkusz danych(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PM6652 Arkusz danych(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 53 page ![]() PM6652 Voltage identification (VID) Doc ID 16867 Rev 5 17/53 01 0000 0 1.1000 110 000 0 0.3000 01 0000 1 1.0875 110 000 1 0.2875 01 0001 0 1.0750 110 001 0 0.2750 01 0001 1 1.0625 110 001 1 0.2625 01 0010 0 1.0500 110 010 0 0.2500 01 0010 1 1.0375 110 010 1 0.2375 01 0011 0 1.0250 110 011 0 0.2250 01 0011 1 1.0125 110 011 1 0.2125 01 0100 0 1.0000 110 100 0 0.2000 01 0100 1 0.9875 110 100 1 0.1875 01 0101 0 0.9750 110 101 0 0.1750 01 0101 1 0.9625 110 101 1 0.1625 01 0110 0 0.9500 110 110 0 0.1500 01 0110 1 0.9375 110 110 1 0.1375 01 0111 0 0.9250 110 111 0 0.1250 01 0111 1 0.9125 110 111 1 0.1125 01 1000 0 0.9000 111 000 0 0.1000 01 1000 1 0.8875 111 000 1 0.0875 01 1001 0 0.8750 111 001 0 0.0750 01 1001 1 0.8625 111 001 1 0.0625 01 1010 0 0.8500 111 010 0 0.0500 01 1010 1 0.8375 111 010 1 0.0375 01 1011 0 0.8250 111 011 0 0.0250 01 1011 1 0.8125 111 011 1 0.0125 01 1100 0 0.8000 111 100 0 0.0000 01 1100 1 0.7875 111 100 1 0.0000 01 1101 0 0.7750 111 101 0 0.0000 01 1101 1 0.7625 111 101 1 0.0000 01 1110 0 0.7500 111 110 0 0.0000 01 1110 1 0.7375 111 110 1 0.0000 01 1111 0 0.7250 111 111 0 0.0000 01 1111 1 0.7125 111 111 1 OFF Table 6. VID for INTEL MVP 6.5 GFX core and CPU operation mode (continued) VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VCORE VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VCORE |