| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HT6576 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT6576 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
8 / 14 page ![]() Electrical Characteristics D.C. Characteristics Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C) Symbol Parameter Min. Max. Unit Tstg Storage Temperature –55 150 °C VDD Supply Voltage –0.5 7.0 V VIN Input Voltage VSS–0.5 VDD+0.5 V ESD Electrostatic Discharge –5000 5000 V Operating Conditions (Ta=25 °C) Symbol Parameter Min. Max. Unit VDD Supply Voltage 4.75 5.25 V IDD Supply Current — 20 mA Ta Operating Free-Air 0 70 °C SCSI Signals (Ta=25 °C) Symbol Characteristic Condition Min. Max. Unit VIH Input High Voltage — 2.0 VDD+0.5 V VIL Input Low Voltage — VSS–0.5 0.8 V VOL Output Low Voltage IOL=48mA VSS 0.5 V VHYS Hysteresis — 200 450 mV IOL Output Low Current VOL=0.5 48 — mA IIH Input High Leakage VIH= 5.25V — 50 µA IIL Input Low Leakage VIL=VSS —–50 µA HT6576A 8 14th July ’97 |