| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
80960KA Arkusz danych(PDF) 28 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
80960KA Arkusz danych(HTML) 28 Page - Intel Corporation |
|
28 / 43 page ![]() 80960KA 25 3.2. Pinout NOTE: Do not connect any external logic to any pins marked N.C. Table 9. 80960KA PGA Pinout — In Pin Order Pin Signal Pin Signal Pin Signal Pin Signal A1 VCC C6 LAD20 H1 W/R M10 VSS A2 VSS C7 LAD13 H2 BE0 M11 VCC A3 LAD19 C8 LAD8 H3 LOCK M12 N.C. A4 LAD17 C9 LAD3 H12 N.C. M13 N.C. A5 LAD16 C10 VCC H13 N.C. M14 N.C. A6 LAD14 C11 VSS H14 N.C. N1 VSS A7 LAD11 C12 INT3/INTA J1 DT/R N2 N.C. A8 LAD9 C13 INT1 J2 BE2 N3 N.C. A9 LAD7 C14 IAC/INT0 J3 VSS N4 N.C. A10 LAD5 D1 ALE J12 N.C. N5 N.C. A11 LAD4 D2 ADS J13 N.C. N6 N.C. A12 LAD1 D3 HLDA J14 N.C. N7 N.C. A13 INT2/INTR D12 VCC K1 BE3 N8 N.C. A14 VCC D13 N.C. K2 FAILURE N9 N.C. B1 LAD23 D14 N.C. K3 VSS N10 N.C. B2 LAD24 E1 LAD28 K12 VCC N11 N.C. B3 LAD22 E2 LAD26 K13 N.C. N12 N.C. B4 LAD21 E3 LAD27 K14 N.C. N13 N.C. B5 LAD18 E12 N.C. L1 DEN N14 N.C. B6 LAD15 E13 VSS L2 N.C. P1 VCC B7 LAD12 E14 N.C. L3 VCC P2 N.C. B8 LAD10 F1 LAD29 L12 VSS P3 N.C. B9 LAD6 F2 LAD31 L13 N.C. P4 N.C. B10 LAD2 F3 CACHE L14 N.C. P5 N.C. B11 CLK2 F12 N.C. M1 N.C. P6 N.C. B12 LAD0 F13 N.C. M2 VCC P7 N.C. B13 RESET F14 N.C. M3 VSS P8 N.C. B14 VSS G1 LAD30 M4 VSS P9 N.C. C1 HOLD G2 READY M5 VCC P10 N.C. C2 LAD25 G3 BE1 M6 N.C. P11 N.C. C3 BADAC G12 N.C. M7 N.C. P12 N.C. C4 VCC G13 N.C. M8 N.C. P13 VSS C5 VSS G14 N.C. M9 N.C. P14 VCC |