| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
80960KA Arkusz danych(PDF) 31 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
80960KA Arkusz danych(HTML) 31 Page - Intel Corporation |
|
31 / 43 page ![]() 80960KA 28 NOTE: Do not connect any external logic to any pins marked N.C. Table 12. 80960KA PQFP Pinout — In Signal Order Signal Pin Signal Pin Signal Pin Signal Pin ADS 132 LAD15 117 N.C. 49 VCC 41 ALE 2 LAD16 118 N.C. 50 VCC 55 BADAC 129 LAD17 119 N.C. 51 VCC 56 BE0 14 LAD18 120 N.C. 54 VCC 70 BE1 15 LAD19 121 N.C. 58 VCC 71 BE2 16 LAD20 122 N.C. 59 VCC 74 BE3 17 LAD21 123 N.C. 60 VCC 82 CACHE 10 LAD22 124 N.C. 61 VCC 83 CLK2 91 LAD23 126 N.C. 62 VCC 92 DEN 21 LAD24 127 N.C. 63 VSS 9 DT/R 13 LAD25 128 N.C. 64 VSS 19 FAILURE 18 LAD26 3 N.C. 65 VSS 22 HLDA 1 LAD27 4 N.C. 66 VSS 23 HOLD 130 LAD28 5 N.C. 69 VSS 26 IAC/INT0 85 LAD29 6 N.C. 72 VSS 27 INT1 86 LAD30 7 N.C. 75 VSS 32 INT2/INTR 87 LAD31 8 N.C. 76 VSS 33 INT3/INTA 88 LOCK 20 N.C. 77 VSS 42 LAD0 100 N.C. 24 N.C. 78 VSS 52 LAD1 101 N.C. 25 N.C. 81 VSS 53 LAD2 102 N.C. 28 N.C. 89 VSS 57 LAD3 104 N.C. 31 N.C. 94 VSS 67 LAD4 105 N.C. 34 N.C. 95 VSS 68 LAD5 106 N.C. 37 N.C. 96 VSS 73 LAD6 107 N.C. 38 N.C. 97 VSS 79 LAD7 108 N.C. 39 N.C. 98 VSS 80 LAD8 109 N.C. 40 N.C. 131 VSS 84 LAD9 110 N.C. 43 READY 12 VSS 90 LAD10 111 N.C. 44 RESET 93 VSS 99 LAD11 112 N.C. 45 VCC 29 VSS 103 LAD12 113 N.C. 46 VCC 30 VSS 114 LAD13 115 N.C. 47 VCC 35 VSS 125 LAD14 116 N.C. 48 VCC 36 W/R 11 |