| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC7117CPL Arkusz danych(PDF) 18 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7117CPL Arkusz danych(HTML) 18 Page - Microchip Technology |
|
18 / 22 page ![]() TC7116/A/TC7117/A DS21457B-page 18 © 2002 Microchip Technology Inc. 7.3 Package Dimensions Dimensions: inches (mm) 2.065 (52.45) 2.027 (51.49) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .555 (14.10) .530 (13.46) .610 (15.49) .590 (14.99) .015 (0.38) .008 (0.20) .700 (17.78) .610 (15.50) .040 (1.02) .020 (0.51) 40-Pin PDIP (Wide) PIN 1 3 ° MIN. Dimensions: inches (mm) .015 (0.38) .008 (0.20) .620 (15.75) .590 (15.00) .700 (17.78) .620 (15.75) .540 (13.72) .510 (12.95) 2.070 (52.58) 2.030 (51.56) .210 (5.33) .170 (4.32) .020 (0.51) .016 (0.41) .110 (2.79) .090 (2.29) .065 (1.65) .045 (1.14) .200 (5.08) .125 (3.18) .098 (2.49) MAX. .030 (0.76) MIN. .060 (1.52) .020 (0.51) .150 (3.81) MIN. 40-Pin CERDIP (Wide) PIN 1 3 ° MIN. |