Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

T280N Arkusz danych(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG

Numer części T280N
Szczegółowy opis  Hermeticaly sealed ceramic package
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

T280N Arkusz danych(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG

Back Button T280N Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG T280N Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG T280N Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG T280N Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG T280N Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG T280N Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG T280N Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG T280N Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG T280N Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
Netz-Thyristor
Phase Control Thyristor
Technische Information /
technical information
T280N
Date of Publication: 2014-06-18
Revision: 2.3
Seite/page: 8/11
Tc beidseitig
0
2
4
6
8
10
12
0
5
10
15
20
25
30
35
-di/dt [A/µs]
Sperrverzögerungsladung / recovered charge Qr = f(-di/dt)
Tvj=Tvjmax, vR = 3000V, VRM ≤ 0,8 VRRM
R = 83
Ω; C = 0,44µF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com