| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MPC8264AVR Arkusz danych(PDF) 38 Page - Motorola, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8264AVR Arkusz danych(HTML) 38 Page - Motorola, Inc |
|
38 / 48 page ![]() 38 MPC826xA (HiP4) Family Hardware Specifications MOTOROLA Pinout XFC AB2 CLKIN1 AH4 PA0/RESTART1/DREQ3/FCC2_UTM_TXADDR2 AC292 PA1/REJECT1/FCC2_UTM_TXADDR1/DONE3 AC252 PA2/CLK20/FCC2_UTM_TXADDR0/DACK3 AE282 PA3/CLK19/FCC2_UTM_RXADDR0/DACK4/L1RXD1A2 AG292 PA4/REJECT2/FCC2_UTM_RXADDR1/DONE4 AG282 PA5/RESTART2/DREQ4/FCC2_UTM_RXADDR2 AG262 PA6/L1RSYNCA1 AE242 PA7/SMSYN2/L1TSYNCA1/L1GNTA1 AH252 PA8/SMRXD2/L1RXD0A1/L1RXDA1 AF232 PA9/SMTXD2/L1TXD0A1 AH232 PA10/FCC1_UT8_RXD0/FCC1_UT16_RXD8/MSNUM5 AE222 PA11/FCC1_UT8_RXD1/FCC1_UT16_RXD9/MSNUM4 AH222 PA12/FCC1_UT8_RXD2/FCC1_UT16_RXD10/MSNUM3 AJ212 PA13/FCC1_UT8_RXD3/FCC1_UT16_RXD11/MSNUM2 AH202 PA14/FCC1_UT8_RXD4/FCC1_UT16_RXD12/FCC1_RXD3 AG192 PA15/FCC1_UT8_RXD5/FCC1_UT16_RXD13/FCC1_RXD2 AF182 PA16/FCC1_UT8_RXD6/FCC1_UT16_RXD14/FCC1_RXD1 AF172 PA17/FCC1_UT8_RXD7/FCC1_UT16_RXD15/FCC1_RXD0/FCC1_RXD AE162 PA18/FCC1_UT8_TXD7/FCC1_UT16_TXD15/FCC1_TXD0/FCC1_TXD AJ162 PA19/FCC1_UT8_TXD6/FCC1_UT16_TXD14/FCC1_TXD1 AG152 PA20/FCC1_UT8_TXD5/FCC1_UT16_TXD13/FCC1_TXD2 AJ132 PA21/FCC1_UT8_TXD4/FCC1_UT16_TXD12/FCC1_TXD3 AE132 PA22/FCC1_UT8_TXD3/FCC1_UT16_TXD11 AF122 PA23/FCC1_UT8_TXD2/FCC1_UT16_TXD10 AG112 PA24/FCC1_UT8_TXD1/FCC1_UT16_TXD9/MSNUM1 AH92 PA25/FCC1_UT8_TXD0/FCC1_UT16_TXD8/MSNUM0 AJ82 PA26/FCC1_UTM_RXCLAV/FCC1_UTS_RXCLAV/FCC1_MII_RX_ER AH72 PA27/FCC1_UT_RXSOC/FCC1_MII_RX_DV AF72 PA28/FCC1_UTM_RXENB/FCC1_UTS_RXENB/FCC1_MII_TX_EN AD52 PA29/FCC1_UT_TXSOC/FCC1_MII_TX_ER AF12 PA30/FCC1_UTM_TXCLAV/FCC1_UTS_TXCLAV/FCC1_MII_CRS/ FCC1_RTS AD32 PA31/FCC1_UTM_TXENB/FCC1_UTS_TXENB/FCC1_MII_COL AB52 PB4/FCC3_TXD3/FCC2_UT8_RXD0/L1RSYNCA2/FCC3_RTS AD282 Table 19. Pinout List (Continued) Pin Name Ball |