| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
C161PI Arkusz danych(PDF) 72 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
C161PI Arkusz danych(HTML) 72 Page - Infineon Technologies AG |
|
72 / 82 page ![]() &3, Data Sheet 70 1999-07 Figure 20 External Memory Cycle: Demultiplexed Bus, With Read/Write Delay, Normal ALE Data Out Data In W 38 Address ALE CSxL A22-A16 A15-A0 BHE, CSxE BUS (D15-D8) D7-D0 5HDG &\FOH RD RdCSx :ULWH &\FOH WrCSx W 5 W 16 W 17 W 6 W 39 W 41 W 26 W 28 W 18 W 20 W 14 W 46 W 12 W 48 W 22 W 24 W 12 W 48 W 8 W 42 W 42 W 8 W 50 W 51 W 55 W 53 W 57 BUS (D15-D8) D7-D0 WR, WRL, WRH |