| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
C161PI Arkusz danych(PDF) 74 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
C161PI Arkusz danych(HTML) 74 Page - Infineon Technologies AG |
|
74 / 82 page ![]() &3, Data Sheet 72 1999-07 Figure 22 External Memory Cycle: Demultiplexed Bus, No Read/Write Delay, Normal ALE Data Out Data In W 38 Address ALE CSxL A22-A16 A15-A0 BHE, CSxE 5HDG &\FOH RD RdCSx :ULWH &\FOH WrCSx W 5 W 16 W 17 W 6 W 39 W 41 W 26 W 28 W 18 W 21 W 15 W 47 W 13 W 49 W 22 W 24 W 13 W 49 W 9 W 43 W 43 W 9 W 50 W 51 W 55 W 68 W 57 BUS (D15-D8) D7-D0 BUS (D15-D8) D7-D0 WR, WRL,WRH |