| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F479AI Arkusz danych(PDF) 58 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F479AI Arkusz danych(HTML) 58 Page - STMicroelectronics |
|
58 / 208 page ![]() Pinouts and pin description STM32F479xx 58/208 DocID028010 Rev 2 K8 J5 P11 77 88 P11 PE14 I/O FT - TIM1_CH4, SPI4_MOSI, FMC_D11, LCD_CLK, EVENTOUT - L8 P5 R11 78 89 R11 PE15 I/O FT - TIM1_BKIN, FMC_D12, LCD_R7, EVENTOUT - M8 N5 R12 79 90 P12 PB10 I/O FT - TIM2_CH3, I2C2_SCL, SPI2_SCK/I2S2_CK, USART3_TX, QUADSPI_BK1_NCS, OTG_HS_ULPI_D3, ETH_MII_RX_ER, LCD_G4, EVENTOUT - N8 K5 R13 80 91 R13 PB11 I/O FT - TIM2_CH4, I2C2_SDA, USART3_RX, OTG_HS_ULPI_D4, ETH_MII_TX_EN/ETH_R MII_TX_EN, DSIHOST_TE, LCD_G5, EVENTOUT - N9 N4 M10 81 92 L11 VCAP1 S - - - - M9 P4 - - 93 K9 VSS S - - - - L9 P3 N10 82 94 L10 VDD S - - - - - - - - 95 M14 PJ5 I/O FT - LCD_R6, EVENTOUT - -- M11 83 96 P13 PH6 I/O FT - I2C2_SMBA, SPI5_SCK, TIM12_CH1, ETH_MII_RXD2, FMC_SDNE1, DCMI_D8, EVENTOUT - -- N12 84 97 N13 PH7 I/O FT - I2C3_SCL, SPI5_MISO, ETH_MII_RXD3, FMC_SDCKE1, DCMI_D9, EVENTOUT - H8 M5 - - 98 P14 PH8 I/O FT - I2C3_SDA, FMC_D16, DCMI_HSYNC, LCD_R2, EVENTOUT - H9 L5 - - 99 N14 PH9 I/O FT - I2C3_SMBA, TIM12_CH2, FMC_D17, DCMI_D0, LCD_R3, EVENTOUT - J9 M4 - - 100 P15 PH10 I/O FT - TIM5_CH1, FMC_D18, DCMI_D1, LCD_R4, EVENTOUT - Table 10. STM32F479xx pin and ball definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |