Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ZPY13 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

Numer części ZPY13
Szczegółowy opis  Zener Diodes
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ZPY13 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  ZPY13 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ZPY13 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ZPY13 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ZPY13 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix ZPY13 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
ZPY1 thru ZPY100
Vishay Semiconductors
formerly General Semiconductor
Document Number 88417
www.vishay.com
02-May-02
5
Ratings and
Characteristic Curves (TA = 25°C unless otherwise noted)



Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com