| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
398LBA050M2BE Arkusz danych(PDF) 6 Page - Illinois Capacitor, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
398LBA050M2BE Arkusz danych(HTML) 6 Page - Illinois Capacitor, Inc. |
|
6 / 6 page ![]() LBA +85°C Standard 2000 hrs Capacitance (µF) WVDC IC PART NUMBER Maximum ESR (mΩ) 120 Hz, +20°C Maximum RMS Ripple Current (A) 120 Hz, +85°C Dims DxL (mm) 10000 50 109LBA050M2EE 58.03 4.7 35x35 10000 50 109LBA050M2DF 58.03 5.08 30x40 10000 63 109LBA063M2DH 49.74 5.78 30x50 10000 63 109LBA063M2EG 49.74 5.2 35x45 10000 80 109LBA080M2EH 41.45 6.63 35x50 12000 10 129LBA010M2AD 75.99 2.44 20x30 12000 10 129LBA010M2BC 75.99 2.41 22x25 12000 16 129LBA016M2AF 69.08 3.2 20x40 12000 16 129LBA016M2BD 69.08 3.13 22x30 12000 16 129LBA016M2CC 69.08 3.01 25x25 12000 25 129LBA025M2BF 62.17 3.77 22x40 12000 25 129LBA025M2CE 62.17 3.63 25x35 12000 25 129LBA025M2DC 62.17 3.8 30x25 12000 35 129LBA035M2CG 55.26 4.15 25x45 12000 35 129LBA035M2DE 55.26 4.14 30x35 12000 35 129LBA035M2ED 55.26 4.27 35x30 12000 50 129LBA050M2DH 48.35 5.72 30x50 12000 50 129LBA050M2EF 48.35 5.69 35x40 15000 10 159LBA010M2AE 60.79 2.9 20x35 15000 10 159LBA010M2BD 60.79 2.88 22x30 15000 16 159LBA016M2BE 55.26 3.69 22x35 15000 16 159LBA016M2CD 55.26 3.64 25x30 15000 16 159LBA016M2BF 55.26 3.94 22x40 15000 16 159LBA016M2DC 55.26 3.51 30x25 15000 25 159LBA025M2BH 49.74 4.21 22x50 15000 25 159LBA025M2CF 49.74 4.1 25x40 15000 25 159LBA025M2DD 49.74 4 30x30 15000 35 159LBA035M2DF 44.21 5.07 30x40 15000 35 159LBA035M2EE 44.21 5 35x35 15000 50 159LBA050M2EG 38.68 5.9 35x45 18000 10 189LBA010M2AF 50.66 3.31 20x40 18000 10 189LBA010M2BE 50.66 3.22 22x35 18000 10 189LBA010M2CD 50.66 3.08 25x30 18000 16 189LBA016M2BF 46.05 3.98 22x40 18000 16 189LBA016M2CE 46.05 3.98 25x35 18000 16 189LBA016M2DD 46.05 3.88 30x30 18000 25 189LBA025M2CG 41.45 4.68 25x45 18000 25 189LBA025M2DE 41.45 4.66 30x35 18000 25 189LBA025M2ED 41.45 4.68 35x30 18000 35 189LBA035M2DG 36.84 5.3 30x45 18000 35 189LBA035M2EF 36.84 5.71 35x40 18000 50 189LBA050M2EH 32.24 7.14 35x50 22000 10 229LBA010M2BF 41.45 3.79 22x40 Capacitance (µF) WVDC IC PART NUMBER Maximum ESR (mΩ) 120 Hz, +20°C Maximum RMS Ripple Current (A) 120 Hz, +85°C Dims DxL (mm) 22000 10 229LBA010M2CD 41.45 3.66 25x30 22000 16 229LBA016M2CF 37.68 4.44 25x40 22000 16 229LBA016M2CH 37.68 4.52 25x50 22000 16 229LBA016M2EC 37.68 4.13 35x25 22000 16 229LBA016M2BH 37.68 5.23 22x50 22000 16 229LBA016M2DD 37.68 4.45 30x30 22000 25 229LBA025M2EE 33.91 5.73 35x35 22000 25 229LBA025M2DF 33.91 5.33 30x40 22000 35 229LBA035M2EG 30.14 6.25 35x45 27000 10 279LBA010M2CE 33.77 4.04 25x35 27000 10 279LBA010M2DD 33.77 3.99 30x30 27000 16 279LBA016M2CG 30.7 4.98 25x45 27000 16 279LBA016M2DE 30.7 4.95 30x35 27000 16 279LBA016M2ED 30.7 4.82 35x30 27000 25 279LBA025M2DG 27.63 6.02 30x45 27000 25 279LBA025M2EF 27.63 6.02 35x40 27000 35 279LBA035M2EH 24.56 6.9 35x50 33000 10 339LBA010M2BH 27.63 4.58 22x50 33000 10 339LBA010M2CF 27.63 4.56 25x40 33000 10 339LBA010M2DD 27.63 4.58 30x30 33000 16 339LBA016M2CH 25.12 5.49 25x50 33000 16 339LBA016M2DF 25.12 5.8 30x40 33000 16 339LBA016M2ED 25.12 5.15 35x30 33000 25 339LBA025M2EH 22.61 7.2 35x50 33000 25 339LBA025M2EG 22.61 6.75 35x45 39000 10 399LBA010M2CG 25.93 5.29 25x45 39000 10 399LBA010M2DE 25.93 5.21 30x35 39000 10 399LBA010M2ED 25.93 5.5 35x30 39000 16 399LBA016M2DG 0.02 6.21 30x45 39000 16 399LBA016M2EE 0.02 6.12 35x35 39000 25 399LBA025M2EH 0.02 7.56 35x50 47000 10 479LBA010M2CH 24.34 5.78 25x50 47000 10 479LBA010M2DF 24.34 5.78 30x40 47000 10 479LBA010M2EE 24.34 5.55 35x35 47000 16 479LBA016M2DH 22.58 6.78 30x50 47000 16 479LBA016M2EF 22.58 6.71 35x40 56000 10 569LBA010M2DG 23.09 6.59 30x45 56000 10 569LBA010M2EE 23.09 6.4 35x35 56000 16 569LBA016M2EG 21.61 7.69 35x45 68000 10 689LBA010M2DH 21.94 7.5 30x50 68000 10 689LBA010M2EF 21.94 7.48 35x40 82000 10 829LBA010M2EH 21.03 8.5 35x50 |