| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
398LBA050M2BE Arkusz danych(PDF) 5 Page - Illinois Capacitor, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
398LBA050M2BE Arkusz danych(HTML) 5 Page - Illinois Capacitor, Inc. |
|
5 / 6 page ![]() LBA +85°C Standard 2000 hrs Capacitance (µF) WVDC IC PART NUMBER Maximum ESR (mΩ) 120 Hz, +20°C Maximum RMS Ripple Current (A) 120 Hz, +85°C Dims DxL (mm) 2200 80 228LBA080M2CD 188.39 2.53 25x30 2200 80 228LBA080M2DC 188.39 2.56 30x25 2200 100 228LBA100M2BG 150.71 3.15 22x45 2200 100 228LBA100M2CF 150.71 3.21 25x40 2200 100 228LBA100M2DD 150.71 3.17 30x30 2200 100 228LBA100M2CG 150.71 3.41 25x45 2200 160 228LBA160M2EF 113.04 4.96 35x40 2200 200 228LBA200M2EH 113.04 4.7 35x50 2700 35 278LBA035M2AC 245.61 1.76 20x25 2700 50 278LBA050M2AE 214.91 2.21 20x35 2700 50 278LBA050M2BD 214.91 2.21 22x30 2700 63 278LBA063M2AF 184.21 2.52 20x40 2700 63 278LBA063M2BE 184.21 2.5 22x35 2700 63 278LBA063M2CD 184.21 2.52 25x30 2700 80 278LBA080M2BG 153.51 2.93 22x45 2700 80 278LBA080M2CE 153.51 2.93 25x35 2700 80 278LBA080M2DD 153.51 2.91 30x30 2700 100 278LBA100M2DE 122.8 3.65 30x35 2700 100 278LBA100M2ED 122.8 3.77 35x30 2700 100 278LBA100M2EG 122.8 3.66 35x45 2700 160 278LBA160M2EH 92.1 5.57 35x50 3300 35 338LBA035M2AD 200.95 2.14 20x30 3300 35 338LBA035M2BC 200.95 2.2 22x25 3300 50 338LBA050M2CC 175.83 2.35 25x25 3300 50 338LBA050M2BD 175.83 2.4 22x30 3300 50 338LBA050M2AF 175.83 2.41 20x40 3300 50 338LBA050M2BC 401.9 1.8 22x25 3300 63 338LBA063M2BF 150.71 2.72 22x40 3300 63 338LBA063M2CD 150.71 2.74 25x30 3300 63 338LBA063M2DC 150.71 2.78 30x25 3300 80 338LBA080M2BH 125.6 3.23 22x50 3300 80 338LBA080M2CF 125.6 3.29 25x40 3300 80 338LBA080M2DD 125.6 3.25 30x30 3300 100 338LBA100M2CH 100.48 4.15 25x50 3300 100 338LBA100M2DF 100.48 4.18 30x40 3300 100 338LBA100M2EE 100.48 3.58 35x35 3900 35 398LBA035M2AD 170.14 2.28 20x30 3900 35 398LBA035M2BC 170.14 2.22 22x25 3900 50 398LBA050M2BE 148.78 2.72 22x35 3900 50 398LBA050M2CD 148.78 2.68 25x30 3900 63 398LBA063M2BG 127.53 3.09 22x45 3900 63 398LBA063M2CE 127.53 3.13 25x35 3900 63 398LBA063M2DD 127.53 3.09 30x30 3900 80 398LBA080M2CG 106.27 3.62 25x45 3900 80 398LBA080M2DE 106.27 3.7 30x35 3900 100 398LBA100M2DG 85.02 4.64 30x45 3900 100 398LBA100M2EE 85.02 4.61 35x35 4700 25 478LBA025M2AC 158.73 2.18 20x25 4700 25 478LBA025M2BC 158.73 2.2 22x25 4700 35 478LBA035M2BD 141.09 2.4 22x30 4700 35 478LBA035M2CC 141.09 2.35 25x25 4700 35 478LBA035M2AE 141.09 2.46 20x35 4700 50 478LBA050M2CD 123.46 3.07 25x30 4700 50 478LBA050M2BF 123.46 2.91 22x40 4700 50 478LBA050M2CE 123.46 2.86 25x35 4700 50 478LBA050M2DC 123.46 2.8 30x25 4700 63 478LBA063M2DD 105.82 3.2 30x30 4700 63 478LBA063M2BH 105.82 3.69 22x50 Capacitance (µF) WVDC IC PART NUMBER Maximum ESR (mΩ) 120 Hz, +20°C Maximum RMS Ripple Current (A) 120 Hz, +85°C Dims DxL (mm) 4700 63 478LBA063M2CF 105.82 3.59 25x40 4700 63 478LBA063M2CE 105.82 3.59 25x35 4700 80 478LBA080M2ED 88.18 3.3 35x30 4700 80 478LBA080M2CH 88.18 4.28 25x50 4700 80 478LBA080M2DF 88.18 4.23 30x40 4700 100 478LBA100M2DH 70.55 5.26 30x50 4700 100 478LBA100M2EF 70.55 5.23 35x40 4700 100 478LBA100M2EG 70.55 4.3 35x45 5600 25 568LBA025M2AD 133.22 2.33 20x30 5600 25 568LBA025M2BC 133.22 2.31 22x25 5600 35 568LBA035M2BE 118.42 2.79 22x35 5600 35 568LBA035M2CD 118.42 2.75 25x30 5600 50 568LBA050M2BG 103.62 3.43 22x45 5600 50 568LBA050M2CE 103.62 3.47 25x35 5600 50 568LBA050M2DD 103.62 3.43 30x30 5600 63 568LBA063M2CG 88.81 4.01 25x45 5600 63 568LBA063M2DE 88.81 4 30x35 5600 63 568LBA063M2ED 88.81 3.75 35x30 5600 80 568LBA080M2EE 74.01 4.64 35x35 5600 100 568LBA100M2EG 59.21 5.88 35x45 6800 16 688LBA016M2AC 121.9 2.33 20x25 6800 25 688LBA025M2AE 109.71 2.56 20x35 6800 25 688LBA025M2BD 109.71 2.56 22x30 6800 25 688LBA025M2CC 109.71 2.55 25x25 6800 35 688LBA035M2BE 60.95 2.9 22x35 6800 35 688LBA035M2CD 97.52 3.01 25x30 6800 50 688LBA050M2ED 85.33 3.73 35x30 6800 50 688LBA050M2DD 85.33 3.69 30x30 6800 50 688LBA050M2BH 85.33 3.94 22x50 6800 50 688LBA050M2CF 85.33 3.87 25x40 6800 50 688LBA050M2DE 85.33 3.93 30x35 6800 63 688LBA063M2CH 73.14 4.52 25x50 6800 63 688LBA063M2DF 73.14 4.55 30x40 6800 80 688LBA080M2DH 60.95 5.27 30x50 6800 80 688LBA080M2EF 60.95 5.24 35x40 6800 80 688LBA080M2EG 60.95 4.8 35x45 6800 100 688LBA100M2EH 48.76 6.01 35x50 8200 16 828LBA016M2AD 101.09 2.56 20x30 8200 25 828LBA025M2AF 90.98 2.91 20x40 8200 25 828LBA025M2CC 90.98 2.78 25x25 8200 35 828LBA035M2BG 80.87 3.47 22x45 8200 35 828LBA035M2DD 80.87 3.29 30x30 8200 35 828LBA035M2CE 80.87 3.45 25x35 8200 50 828LBA050M2CG 70.76 4.44 25x45 8200 50 828LBA050M2DE 70.76 4.47 30x35 8200 50 828LBA050M2ED 70.76 4.41 35x30 8200 63 828LBA063M2DG 60.65 5.12 30x45 8200 63 828LBA063M2EE 60.65 5.05 35x35 8200 80 828LBA080M2EG 50.54 5.89 35x45 10000 16 109LBA016M2AE 82.89 2.85 20x35 10000 16 109LBA016M2BD 82.89 2.84 22x30 10000 16 109LBA016M2CC 82.89 2.76 25x25 10000 25 109LBA025M2DC 74.6 3.31 30x25 10000 25 109LBA025M2BE 74.6 3.31 22x35 10000 25 109LBA025M2CD 74.6 3.16 25x30 10000 35 109LBA035M2BH 66.31 3.75 22x50 10000 35 109LBA035M2CF 66.31 3.65 25x40 10000 35 109LBA035M2DD 66.31 4 30x30 |