Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CWCBLPM1.W1-LZMZ-S2S3 Arkusz danych(PDF) 20 Page - OSRAM GmbH

Numer części CWCBLPM1.W1-LZMZ-S2S3
Szczegółowy opis  SMD ceramic package with diffused
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

CWCBLPM1.W1-LZMZ-S2S3 Arkusz danych(HTML) 20 Page - OSRAM GmbH

Back Button CWCBLPM1.W1-LZMZ-S2S3 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.W1-LZMZ-S2S3 Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.W1-LZMZ-S2S3 Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.W1-LZMZ-S2S3 Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.W1-LZMZ-S2S3 Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.W1-LZMZ-S2S3 Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.W1-LZMZ-S2S3 Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.W1-LZMZ-S2S3 Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.W1-LZMZ-S2S3 Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 23 page
background image
2015-04-02
20
Version 1.1
CW CBLPM1.W1
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class Exempt group (exposure
time 10000 s). Under real circumstances (for
exposure time, eye pupils, observation distance), it is
assumed that no endangerment to the eye exists
from these devices. As a matter of principle,
however, it should be mentioned that intense light
sources have a high secondary exposure potential
due to their blinding effect. As is also true when
viewing other bright light sources (e.g. headlights),
temporary reduction in visual acuity and afterimages
can occur, leading to irritation, annoyance, visual
impairment, and even accidents, depending on the
situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Exempt group
(Expositionsdauer 10000 s). Unter realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
For further application related informations
please visit www.osram-os.com/appnotes
Für weitere applikationsspezifische
Informationen besuchen Sie bitte
www.osram-os.com/appnotes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23