Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SFH4647 Arkusz danych(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Numer części SFH4647
Szczegółowy opis  Narrow beam LED in MIDLED package (940 nm)
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4647 Arkusz danych(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH4647 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
2015-10-05
1
2015-10-05
Narrow beam LED in MIDLED package (940 nm)
Engwinklige LED im MIDLED-Gehäuse (940 nm)
Version 1.2
SFH 4647
Features:
Besondere Merkmale:
•
Wavelength 950nm
•
Wellenlänge 950nm
•
High Power Infrared LED (65 mW)
•
Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung (65 mW)
•
Short switching times
•
Kurze Schaltzeiten
•
Narrow halfangle (± 15°)
•
Enger Abstrahlwinkel (± 15°)
•
Low profile component
•
Geringe Bauhöhe
•
Sidelooker
•
Sidelooker
Applications
Anwendungen
•
Infrared Illumination for cameras
•
Infrarotbeleuchtung für Kameras
•
IR data transmission
•
IR Datenübertragung
•
Automotive technology
•
Automobiltechnik
•
Remote control
•
Gerätefernsteuerung
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.


Podobny numer części - SFH4647

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH464 SIEMENS-SFH464 Datasheet
40Kb / 5P
GaAlAs-Lumineszenzdiode 660 nm GaAlAs Light Emitting Diode 660 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4640 OSRAM-SFH4640 Datasheet
275Kb / 14P
Emitters and Detectors for Infrared (IR) Touchscreens
SFH4640 OSRAM-SFH4640 Datasheet
481Kb / 13P
Narrow beam LED in MIDLED package
SFH4640-UV OSRAM-SFH4640-UV Datasheet
481Kb / 13P
Narrow beam LED in MIDLED package
SFH4640EN OSRAM-SFH4640EN Datasheet
481Kb / 13P
Also available as Sidelooker
More results

Podobny opis - SFH4647

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
SFH4441 OSRAM-SFH4441 Datasheet
729Kb / 14P
Narrow beam LED in Mini MIDLED package (940 nm)
SFH4451 OSRAM-SFH4451 Datasheet
727Kb / 13P
Narrow beam LED in Mini MIDLED package (850 nm)
SFH4641 OSRAM-SFH4641 Datasheet
452Kb / 13P
Narrow beam LED in MIDLED package (940 nm)
SFH4646 OSRAM-SFH4646 Datasheet
443Kb / 13P
Narrow beam LED in MIDLED package (940 nm)
SFH4656 OSRAM-SFH4656 Datasheet
444Kb / 13P
Narrow beam LED in MIDLED package (850 nm)
SFH4651 OSRAM-SFH4651 Datasheet
451Kb / 13P
Narrow beam LED in MIDLED package
SFH4650 OSRAM-SFH4650_18 Datasheet
481Kb / 13P
Narrow beam LED in MIDLED package
SFH-4640 OSRAM-SFH-4640 Datasheet
481Kb / 13P
Narrow beam LED in MIDLED package
SFH-4646 OSRAM-SFH-4646 Datasheet
444Kb / 13P
Narrow beam LED in MIDLED package
SFH-4656 OSRAM-SFH-4656 Datasheet
444Kb / 13P
Narrow beam LED in MIDLED package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com