Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SFH4647 Arkusz danych(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Numer części SFH4647
Szczegółowy opis  Narrow beam LED in MIDLED package (940 nm)
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4647 Arkusz danych(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SFH4647 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4647 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
2015-10-05
4
Version 1.2
SFH 4647
Grouping (TA = 25 °C)
Gruppierung
Group
Min Radiant Intensity
Max Radiant Intensity
Typ Radiant Intensity
Gruppe
Min Strahlstärke
Max Strahlstärke
Typ Strahlstärke
I
F= 100 mA, tp= 20 ms
I
F= 100 mA, tp= 20 ms
I
F = 1 A, tp = 100 µs
I
e, min [mW / sr]
I
e, max [mW / sr]
I
e, typ [mW / sr]
SFH 4647-U
40
80
250
SFH 4647-V
63
125
395
SFH 4647-AW
100
200
630
Note:
measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).
Anm.:
gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr
Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1).
Relative Spectral Emission 3) page 12
Relative spektrale Emission 3) Seite 12
Irel = f(λ), TA = 25°C
Radiant Intensity 3) page 12
Strahlstärke 3) Seite 12
Ie / Ie(100 mA) = f(IF), single pulse, tp = 100 µs,
TA= 25°C
800
0
nm
%
OHF04134
20
40
60
80
100
Irel
λ
850
900
950
1025
OHF05641
3
10
Ι
e
(100 mA)
e
Ι
F
I
10
2
1
10
10
0
mA
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
1
10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com