| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LEBH3A Arkusz danych(PDF) 16 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEBH3A Arkusz danych(HTML) 16 Page - OSRAM GmbH |
|
16 / 16 page ![]() LE T H3A, LE B H3A 2008-07-07 16 Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. Messbedingung für Lichtstärkemessung nach CIE127 Condition A. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Min. Φ V Werte werden aus den Iv - Werten berechnet. Die Helligkeitswerte auf Seite 2 wurden ohne Primäroptik gemessen. 4) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 5) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 6) Für den Fall, dass eine Optik wie z. B. eine Halbsphärenlinse als Primäroptik verwendet wird, kann der Lichtfluss bis zu 40% für rot und grün und 36% für blau erhöht werden. 7) Die R-T-Kurve eines NTC läßt sich in einem engen Bereich um den spezifizierten Wert herum in erster Näherung durch einen exponentialen Zusammenhang beschreiben. Sofern eine detailliertere Beschreibung der R-T-Kurve für die Praxis nötig ist, können eine ganauere Formel und entsprechende tabellierte Werte bei EPCOS gefunden werden. 8) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 9) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch). 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. Condition for luminous intensity measurement acc. to CIE127 condition A 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characeristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) Min. Φ V values are calculated from Iv values. Brightness values stated on page 2 are measured without primary optics. 4) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. 5) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. 6) If an optic, such as a hemispherical lens is added, the luminous flux values can be increased up to 40% for red and green and 36% for blue. 7) The R-T-Curve of an NTC thermistor can be roughly described in a restricted range around the rated temperautre. If a more precise desciption of the R/T curve is required for practical applications a refined formular and the corresponding tabulated values can be found at EPCOS 8) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 9) Dimensions are specified as follows: mm (inch). 10) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 11) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. |