| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ATmega48PB-MN Arkusz danych(PDF) 5 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ATmega48PB-MN Arkusz danych(HTML) 5 Page - ATMEL Corporation |
|
5 / 25 page ![]() 2. Configuration Summary Table 2-1. Configuration Summary ATmega48PB ATmega88PB ATmega168PB Pin count 32 32 32 Flash (KB) 4 8 16 SRAM (Bytes) 512 1024 1024 EEPROM (Bytes) 256 512 512 Max I/O pins 27 SPI 1 TWI (I2C) 1 USART 1 ADC 10-bit 15ksps ADC channels 8 AC 1 8-bit Timer/Counters 2 16-bit Timer/Counters 1 PWM channels 6 Operating voltage 1.8V - 5.5V Max operating frequency 20MHz Temperature range -40°C to +105°C Atmel ATmega48PB/88PB/168PB [DATASHEET] Atmel-42176G-ATmega48PB/88PB/168PB_Datasheet_Summary-03/2016 5 |