Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STEVAL-CCA036V1 Arkusz danych(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Numer części STEVAL-CCA036V1
Szczegółowy opis  Demonstration board for single channel op-amp in SO8 package
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STEVAL-CCA036V1 Arkusz danych(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STEVAL-CCA036V1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STEVAL-CCA036V1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STEVAL-CCA036V1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STEVAL-CCA036V1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Schematic diagram
STEVAL-CCA036V1
2/4
DocID024760 Rev 1
1
Schematic diagram
Figure 1. STEVAL-CCA036V1 internal circuit
NA
Z1
NA
Z6
NA
Z2
NA
Z13
2mm
Vout
Vccp 2mm
Vccn 2mm
Vccp
Vccn
NA
Z4
NA
Z8
NA
Z3
Vin-_BNC
C1
10nF
C3
10nF
GND 2mm
NA
Z14
Vccn
Vccp
C2
4.7uF
C4
4.7uF
V+
V-
2
3
6
DUT
Vcc-
GVcc-
Vcc+
GVcc+
J1
Vin+_BNC
Vout_BNC
AM17480v1



Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com