| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
UM1871 Arkusz danych(PDF) 37 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM1871 Arkusz danych(HTML) 37 Page - STMicroelectronics |
|
37 / 64 page ![]() DocID027604 Rev 3 37/64 UM1871 STM32446E-EVAL IO assignment 63 53 PF13 FMC_A7 - - 54 PF14 FMC_A8 - - 55 PF15 FMC_A9 - - 56 PG0 FMC_A10 - - 57 PG1 FMC_A11 - - 58 PE7 FMC_D4 - - 59 PE8 FMC_D5 - - 60 PE9 FMC_D6 - - 61 VSS_7 - - 62 VDD_7 - - 63 PE10 FMC_D7 - - 64 PE11 FMC_D8 - - 65 PE12 FMC_D9 - - 66 PE13 FMC_D10 - - 67 PE14 FMC_D11 - - 68 PE15 FMC_D12 - - 69 PB10 ULPI_D3 - - 70 PB11 LD1 - - 71 VCAP1 - - - 72 VDD_1 - - - 73 PB12 ULPI_D5 PFC_Shutdown_TIM1_BKIN - 74 PB13 ULPI_D6 - - 75 PB14 RF_SPI2_MISO - - 76 PB15 RF_SPI2_MOSI - - 77 PD8 FMC_D13 - - 78 PD9 FMC_D14 - - 79 PD10 FMC_D15 - - 80 PD11 SAI_2_SD_A - - 81 PD12 I2C4_SCL - - 82 PD13 I2C4_SDA - - Table 23. IOs assignment (continued) Pin name Default configuration Motor control configuration Camera configuration |