Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ST7LITEUS5 Arkusz danych(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

Numer części ST7LITEUS5
Szczegółowy opis  Interrupt management
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST7LITEUS5 Arkusz danych(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button ST7LITEUS5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST7LITEUS5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST7LITEUS5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST7LITEUS5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST7LITEUS5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST7LITEUS5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST7LITEUS5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ST7LITEUS5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics ST7LITEUS5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 136 page
background image
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
List of figures
ST7LITEUS2, ST7LITEUS5
10/136
Figure 48.
Two typical applications with unused I/O pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Figure 49.
Typical IPU vs. VDD with VIN=VSSl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Figure 50.
Typical VOL at VDD = 2.4 V (standard pins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Figure 51.
Typical VOL at VDD = 3 V (standard pins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Figure 52.
Typical VOL at VDD = 5 V (standard pins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Figure 53.
Typical VOL at VDD = 2.4 V (HS pins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Figure 54.
Typical VOL at VDD = 3 V (HS pins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Figure 55.
Typical VOL at VDD = 5 V (HS pins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Figure 56.
Typical VDD-VOH at VDD = 2.4 V (HS pins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Figure 57.
Typical VDD-VOH at VDD = 3 V (HS pins). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Figure 58.
Typical VDD-VOH at VDD = 5 V (HS pins). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Figure 59.
Typical VOL vs. VDD (HS pins) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Figure 60.
Typical VDD-VOH vs. VDD (HS pins). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Figure 61.
RESET pin protection when LVD is enabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Figure 62.
RESET pin protection when LVD is disabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Figure 63.
Typical application with ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Figure 64.
ADC accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Figure 65.
8-lead very thin fine pitch dual flat no-lead package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Figure 66.
8-pin plastic small outline package, 150-mil width package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Figure 67.
8-pin plastic dual in-line package, 300-mil width package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Figure 68.
16-pin plastic dual in-line package, 300-mil width, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Figure 69.
Option list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More