| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ST72361K9-Auto Arkusz danych(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST72361K9-Auto Arkusz danych(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 279 page ![]() List of figures ST72361xx-Auto 18/279 Doc ID 12468 Rev 3 Figure 101. PLL jitter vs signal frequency(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Figure 102. AWU oscillator freq. @ TA 25°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Figure 103. Connecting unused I/O pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Figure 104. RPU vs VDD with VIN = VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Figure 105. IPU vs VDD with VIN = VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Figure 106. Typical VOL at VDD = 5V (standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Figure 107. Typical VOL at VDD = 5V (high-sink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Figure 108. Typical VOH at VDD = 5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Figure 109. Typical VOL vs VDD (standard I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Figure 110. Typical VOL vs VDD (high-sink I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Figure 111. Typical VOH vs VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Figure 112. RESET pin protection when LVD is disabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Figure 113. RESET pin protection when LVD is enabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Figure 114. RESET RPU vs VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Figure 115. Two typical applications with ICCSEL/VPP pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Figure 116. SPI slave timing diagram with CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Figure 117. SPI slave timing diagram with CPHA = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Figure 118. SPI master timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Figure 119. RAIN max vs fADC with CAIN = 0pF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Figure 120. Recommended CAIN/RAIN values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Figure 121. Typical application with ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Figure 122. Power supply filtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Figure 123. ADC accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Figure 124. 32-pin low profile quad flat package (7x7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Figure 125. 44-pin low profile quad flat package (10x10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Figure 126. 64-pin low profile quad flat package (10 x10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Figure 127. pin 1 orientation in tape and reel conditioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Figure 128. ST72F361xx-Auto Flash commercial product structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Figure 129. ST72P361xxx-Auto FastROM commercial product structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Figure 130. ST72361xx-Auto ROM commercial product structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Figure 131. Header reception event sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Figure 132. LINSCI interrupt routine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 |