| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F383VC Arkusz danych(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F383VC Arkusz danych(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 125 page ![]() DocID023367 Rev 2 35/125 STM32F383xx Pinouts and pin description 47 32 M4 23 G3 PA7 I/O (1) TTa SPI1_MOSI/I2S1_SD, TIM14_CH1, TIM17_CH1, TIM3_CH2, COMP2_OUT, TSC_G2_IO4 ADC_IN7 33 K5 24 H4 PC4 I/O (1) TTa USART1_TX, TIM13_CH1, TSC_G3_IO1 ADC_IN14 34 L5 25 J4 PC5 I/O (1) TTa USART1_RX, TSC_G3_IO2 ADC_IN15 35 M5 26 18 H3 PB0 I/O TTa SPI1_MOSI/I2S1_SD, TIM3_CH3, TSC_G3_IO3 ADC_IN8, SDADC1_AIN6P 36 M6 27 19 J3 PB1 I/O TTa TIM3_CH4, TSC_G3_IO4 ADC_IN9, SDADC1_AIN5P, SDADC1_AIN6M 37 L6 28 20 G2 NPOR I (3) POR Power-on reset 38 M7 PE7 I/O (1)(4) TC SDADC1_AIN3P, SDADC1_AIN4M, SDADC2_AIN5P, SDADC2_AIN6M 39 L7 29 21 H2 PE8 I/O (4) TC SDADC1_AIN8P, SDADC2_AIN8P 40 M8 30 22 J2 PE9 I/O (4) TC SDADC1_AIN7P, SDADC1_AIN8M, SDADC2_AIN7P, SDADC2_AIN8M 41 L8 PE10 I/O (4) (1) TC SDADC1_AIN2P 42 M9 PE11 I/O (1)(4) TC SDADC1_AIN1P, SDADC1_AIN2M, SDADC2_AIN4P 43 L9 PE12 I/O (1)(4) TC SDADC1_AIN0P, SDADC2_AIN3P, SDADC2_AIN4M 44 M10 PE13 I/O (1)(4) TC SDADC1_AIN0M, SDADC2_AIN2P 45 M11 PE14 I/O (1)(4) TC SDADC2_AIN1P, SDADC2_AIN2M 46 M12 PE15 I/O (1)(4) TC USART3_RX SDADC2_AIN0P Table 11. STM32F383xx pin definitions (continued) Pin numbers Pin name (function after reset) Pin type Pin functions Alternate function Additional functions |