| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STPS30H60CT Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS30H60CT Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 11 page ![]() STPS30H60C Package mechanical data 7/11 Table 6. TO-247 dimensions REF DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.85 5.15 0.191 0.203 D 2.20 2.60 0.086 0.102 E 0.40 0.80 0.015 0.031 F 1.00 1.40 0.039 0.055 F1 3.00 0.118 F2 2.00 0.078 F3 2.00 2.40 0.078 0.094 F4 3.00 3.40 0.118 0.133 G 10.90 0.429 H 15.45 15.75 0.608 0.620 L 19.85 20.15 0.781 0.793 L1 3.70 4.30 0.145 0.169 L2 18.50 0.728 L3 14.20 14.80 0.559 0.582 L4 34.60 1.362 L5 5.50 0.216 M 2.00 3.00 0.078 0.118 V5° 5° V2 60° 60° Dia. 3.55 3.65 0.139 0.143 H L2 L5 L L4 D E M L1 L3 F2 F3 F4 F1 V2 F(x3) G A V V Dia |