| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SMM4F10A Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SMM4F10A Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 12 page ![]() SMM4FxxA Package information DocID14250 Rev 4 7/12 2.1 STmite Flat package information Figure 11: STmite Flat package outline Table 4: STmite Flat mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.80 0.85 0.95 0.031 0.033 0.037 b 0.40 0.55 0.65 0.016 0.022 0.026 b2 0.70 0.85 1.00 0.027 0.033 0.039 c 0.10 0.15 0.25 0.004 0.006 0.009 D 1.75 1.90 2.05 0.069 0.075 0.081 E 3.60 3.80 3.90 0.142 0.150 0.154 E1 2.80 2.95 3.10 0.110 0.116 0.122 L 0.50 0.55 0.80 0.020 0.022 0.031 L1 2.10 2.40 2.60 0.083 0.094 0.102 L2 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 L3 0.20 0.35 0.50 0.008 0.014 0.020 |