Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LOE67B Arkusz danych(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

Numer części LOE67B
Szczegółowy opis  Traffic lights
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOE67B Arkusz danych(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LOE67B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
Version 1.0
LO E67B
2013-05-08
9
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TA = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TA = 85 °C
OHL01413
0
0
20
40
60
80 ˚C 100
T
I
F
20
40
60
80
mA
A
T
S
T
temp. ambient
temp. solder point
A
S
Τ
Τ
10
30
70
50
OHL01505
F
I
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
A
p
t
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
0.005
0.05
0.5
s
OHL01506
F
I
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
A
p
t
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
0.005
0.05
0.5
s



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com