Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LOE67B Arkusz danych(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Numer części LOE67B
Szczegółowy opis  Traffic lights
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOE67B Arkusz danych(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LOE67B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOE67B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
Version 1.0
LO E67B
2013-05-08
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 18
Durchlassspannungsgruppen 4)Seite 18
Dominant Wavelength Groups 3) page 18
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 18
Group
Luminous Intensity
1) page 18
Luminous Intensity
1) page 18
Luminous Flux 7) page 18
Gruppe
Lichtstärke 1)Seite 18
Lichtstärke 1) Seite 18
Lichtstrom 7) Seite 18
(min.) Iv [mcd]
(max.) Iv [mcd]
(typ.) ΦV [mlm]
U2
560
710
1910
V1
710
900
2420
V2
900
1120
3030
AA
1120
1400
3780
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) VF [V]
(max.) VF [V]
3
1.90
2.20
4
2.20
2.50
Group
orange
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
2
600
603
3
603
606
4
606
609
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com