| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
KBHAVPA1.12 Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KBHAVPA1.12 Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2017-11-14 2 Discontinued acc. OS-PD-2017-037 KB HAVPA1.12 Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Intensity 1) page 21 Ordering Code Typ: Lichtstärke 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 20 mA IV [mcd] KB HAVPA1.12-UUVT-FKT1 500 ... 1000 Q65111A5180 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page ). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KB HAVPA1.12-UUVT-FKT1 means that only one group UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VS, VT will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit. E. g. KB HAVPA1.12-UUVT-FKT1 means that only one wavelength group FK,HM,KP,MS,QV,T1 will be shippable. KB HAVPA1.12-UUVT-FKT1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite ). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. KB HAVPA1.12-UUVT-FKT1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VS, VT enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. KB HAVPA1.12-UUVT-FKT1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen FK,HM,KP,MS,QV,T1 enthalten ist (siehe Seite ). KB HAVPA1.12-UUVT-FKT1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. |