| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
KBHAVPA1.12 Arkusz danych(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KBHAVPA1.12 Arkusz danych(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
3 / 22 page ![]() Discontinued acc. OS-PD-2017-037 KB HAVPA1.12 2017-11-14 3 Maximum Ratings Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Operating temperature range Betriebstemperatur T op -40 ... 85 °C Storage temperature range Lagertemperatur Tstg -40 ... 85 °C Junction temperature Sperrschichttemperatur Tj 125 °C Forward current Durchlassstrom (T S = 25 °C) I F 5 ... 50 mA Surge current Stoßstrom (t ≤ 10 µs; D = 0.005; TS = 25 °C) IFM 100 mA Reverse voltage 2) page 21 Sperrspannung 2) Seite 21 (T S = 25 °C) VR 5 V ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 1B) V ESD 0,8 kV |