Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

VS-U5FX240FA120 Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

VS-U5FX240FA120 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części VS-U5FX240FA120
Pobierz  VS-U5FX240FA120 Pobierz
Rozmiar pliku   164.05 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 1200 V, 240 A

VS-U5FX240FA120 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
VS-U5FX240FA120 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części VS-U5FX240FA120
Pobierz  VS-U5FX240FA120 Click to download

Rozmiar pliku   164.05 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 1200 V, 240 A

VS-U5FX240FA120 Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


VS-U5FX240FA120 Szczegóły Produktu

FEATURES
• Hyperfast and optimized Qrr
• Best in class forward voltage drop and switching
losses trade off
• Optimized for high speed operation
• 175 °C maximum operating junction temperature
• Electrically isolated base plate
• Large creepage distance between terminal
• Simplified mechanical designs, rapid assembly
• Designed and qualified for industrial level
• UL approved file E78996
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

DESCRIPTION / APPLICATIONS
Featuring a unique combination of low conduction and
switching losses, the VS-U5FX240FA120 is the right choice
for high frequency converters, both soft switched / resonant.
The semiconductor in the SOT-227 package is isolated from
the copper base plate, allowing for common heatsinks and
compact assemblies to be built.
These modules are specifically designed to improve
efficiency of PFC and output rectification stages of EV / HEV
battery charging stations, booster stage of solar inverters,
and UPS applications, these devices are perfectly matched
to operate with MOSFETs or high speed IGBTs.




Podobny numer części - VS-U5FX240FA120

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-U5FX240FA120 VISHAY-VS-U5FX240FA120 Datasheet
163Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 1200 V, 240 A
19-May-2022
VS-U5FX240FA120 VISHAY-VS-U5FX240FA120_V01 Datasheet
163Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 1200 V, 240 A
19-May-2022
More results


Podobny opis - VS-U5FX240FA120

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-U5FX300FA60 VISHAY-VS-U5FX300FA60 Datasheet
159Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 600 V, 300 A
19-May-2022
VS-U5FH120FA120 VISHAY-VS-U5FH120FA120_V01 Datasheet
162Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Ultrafast Rectifier Diode, 1200 V, 120 A
19-May-2022
VS-U5FX120FA120 VISHAY-VS-U5FX120FA120_V01 Datasheet
137Kb / 5P
FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 1200 V, 120 A
19-May-2022
VS-U5FX120FA60 VISHAY-VS-U5FX120FA60_V01 Datasheet
161Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 600 V, 120 A
19-May-2022
VS-U5FX150FA60 VISHAY-VS-U5FX150FA60_V01 Datasheet
162Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 600 V, 150 A
19-May-2022
VS-U5FX240FA120 VISHAY-VS-U5FX240FA120_V01 Datasheet
163Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 1200 V, 240 A
19-May-2022
VS-U5FX300FA60 VISHAY-VS-U5FX300FA60_V01 Datasheet
160Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 600 V, 300 A
19-May-2022
VS-U5FX60FA120 VISHAY-VS-U5FX60FA120_V01 Datasheet
161Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 1200 V, 60 A
19-May-2022
VS-U5FX60FA60 VISHAY-VS-U5FX60FA60_V01 Datasheet
161Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 600 V, 60 A
19-May-2022
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com