Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

VS-TA160SA120 Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

VS-TA160SA120 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części VS-TA160SA120
Pobierz  VS-TA160SA120 Pobierz
Rozmiar pliku   226.49 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis SOT-227 Single Thyristor Power Module, 160 A, 1200 VS

VS-TA160SA120 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
VS-TA160SA120 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części VS-TA160SA120
Pobierz  VS-TA160SA120 Click to download

Rozmiar pliku   226.49 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis SOT-227 Single Thyristor Power Module, 160 A, 1200 VS

VS-TA160SA120 Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


VS-TA160SA120 Szczegóły Produktu

FEATURES
• High voltage
• Industrial standard package
• Low thermal resistance
• UL pending
• Designed and qualified for industrial level
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

BENEFITS
• Excellent thermal performances
• High surge capability
• Easy mounting on heatsink
• Thyristor for line frequency

APPLICATIONS
Line rectifying 50 Hz / 60 Hz
• Softstart AC motor control
• DC motor control
• Power converter
• AC power control
• Lighting and temperature control




Podobny numer części - VS-TA160SA120

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-TA160SA120 VISHAY-VS-TA160SA120 Datasheet
227Kb / 7P
SOT-227 Single Thyristor Power Module, 160 A, 1200 V
11-Oct-2021
VS-TA160SA120 VISHAY-VS-TA160SA120_V01 Datasheet
227Kb / 7P
SOT-227 Single Thyristor Power Module, 160 A, 1200 V
11-Oct-2021
More results


Podobny opis - VS-TA160SA120

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-FC220SA20 VISHAY-VS-FC220SA20_15 Datasheet
274Kb / 10P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 220 A
14-Aug-13
VS-FC220SA20 VISHAY-VS-FC220SA20 Datasheet
310Kb / 10P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 220 A
05-Weight-30
VS-FC420SA15 VISHAY-VS-FC420SA15 Datasheet
178Kb / 9P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 400 A
18-Nov-2020
VS-FC270SA20 VISHAY-VS-FC270SA20 Datasheet
176Kb / 8P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 270 A
08-Jan-2021
VS-RA160FA120 VISHAY-VS-RA160FA120 Datasheet
158Kb / 7P
SOT-227 Power Module Insulated Standard Recovery Rectifier, 160 A
18-Nov-2020
VS-RA160FA120 VISHAY-VS-RA160FA120_V01 Datasheet
158Kb / 7P
SOT-227 Power Module Insulated Standard Recovery Rectifier, 160 A
18-Nov-2020
VS-FC270SA20 VISHAY-VS-FC270SA20_V01 Datasheet
176Kb / 8P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 270 A
08-Jan-2021
VS-FC420SA10 VISHAY-VS-FC420SA10_V01 Datasheet
157Kb / 8P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 420 A
10-Sep-2019
VS-TA160SA120 VISHAY-VS-TA160SA120_V01 Datasheet
227Kb / 7P
SOT-227 Single Thyristor Power Module, 160 A, 1200 V
11-Oct-2021
VS-FC420SA15 VISHAY-VS-FC420SA15_V02 Datasheet
178Kb / 9P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 400 A
18-Nov-2020
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com