Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LTA673 Arkusz danych(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

Numer części LTA673
Szczegółowy opis  SIDELED
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTA673 Arkusz danych(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LTA673 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
Version 1.1 - OS-PCN-2016-012-A
LT A673
2017-01-31
7
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 7) page 20
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 7) Seite 20
Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 10 mA
Radiation Characteristics 7) page 20
Abstrahlcharakteristik 7) Seite 20
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
LT A673
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel
: Vλ
: true green
LT A673
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ [°]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com