Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LTA673 Arkusz danych(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Numer części LTA673
Szczegółowy opis  SIDELED
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTA673 Arkusz danych(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LTA673 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTA673 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 1.1 - OS-PCN-2016-012-A
LT A673
2017-01-31
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 20
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 20
Dominant Wavelength Groups
3) page 20
Dominant Wellenlängengruppen
3) Seite 20
Group
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Flux 7) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 7) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
N2
35.5
45
120
P1
45
56
150
P2
56
71
190
Q1
71
90
240
Q2
90
112
305
R1
112
140
380
R2
140
180
480
S1
180
224
605
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
26
2.80
3.10
86
3.10
3.40
E6
3.40
3.70
Group
true green
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
2
517
523
3
523
529
4
529
535
5
535
541
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com